| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STW8009BS3T/LF bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STW8009BS3T/LF bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - STMicroelectronics |
|
24 / 66 page ![]() STw8009/STw8019 Control registers 23/65 5 Control registers 5.1 Register addresses Table 3. Register addresses Name Type N° Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 DENC registers configuration0 R/W 00 std1 std0 sync2 sync1 sync0 polh polv freerun configuration1 R/W 01 blkli flt1 flt0 sync_ok coki setup_main [0] [0] configuration2 R/W 02 nintrl enrst bursten xxx selrst rstosc_buf valrst1 valrst0 configuration3 R/W 03 main_ entrap trap_4.43 [0] [0] main_del_ en val_422_ck _mux xxx [0] configuration4 R/W 04 syncin_ad1 syncin_ad0 syncout_ad 1 syncout_ad 0 aline hue_en xxx xxx configuration5 R/W 05 selrst_inc bkdac2 bkdac1 [0] [0] [0] [0] dacinv configuration6 R/W 06 softreset jump dec_ninc free_jump cfc1 cfc0 [0] maxdyn configuration7 R/W 07 [0] [0] [0] xxx [0] bypass_ sync_corr [0] [0] configuration8 R/W 08 ph_rst_ mode1 ph_rst_ mode0 xxx val_422_ mux blk_all xxx xxx xxx Status R 09 hok atfr fldct2 flsct1 fldct0 jump increment_dfs R/W 10 d23 d22 d21 d20 d19 d18 d17 d16 increment_dfs R/W 11 d15 d14 d13 d12 d11 d10 d9 d8 increment_dfs R/W 12 d7 d6d5d4 d3 d2d1 d0 phase_dfs R/W 13 xxx xxx xxx xxx xxx xxx o23 o22 phase_dfs R/W 14 o21 o20 o19 o18 o17 o16 o15 o14 dac2mult R/W 17 dac2_mult5 dac2_mult4 dac2_mult3 dac2_mult2 dac2_mult1 dac2_mult0 [1] [0] reserved R/W 20 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx line_reg R/W 21 ltarg8 ltarg7 ltarg6 ltarg5 ltarg4 ltarg3 ltarg2 ltarg1 line_reg R/W 22 ltarg0 lref8 lref7 lref6 lref5 lref4 lref3 lref2 line_reg R/W 23 lref1 lref0 - - - - - - Reserved R 24 - - - - - - - - reserved xxx 45 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... reserved xxx 63 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx c_mult & ttx R/W 65 c_mult3 c_mult2 c_mult1 c_mult0 [0] xxx [0] bcs_en_main Brightness R/W 69 b7 b6b5b4 b3 b2b1 b0 Contrast R/W 70 c7c6c5c4c3c2c1 c0 Saturation R/W 71 s7s6s5s4s3s2s1 s0 Chroma_coef_0 R/W 72 flt_s plg_div1 plg_div0 c0(4) c0(3) c0(2) c0(1) c0(0) Chroma_coef_1 R/W 73 xxx c8(8) c1(5) c1(4) c1(3) c1(2) c1(1) c1(0) Chroma_coef_2 R/W 74 xxx c2(6) c2(5) c2(4) c2(3) c2(2) c2(1) c2(0) |