| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST7F10BF0M6 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST7F10BF0M6 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 159 page ![]() ST7LITE1xB 5/159 2 PIN DESCRIPTION Figure 2. 20-Pin SO and DIP Package Pinout Figure 3. 20-Pin QFN Package Pinout 20 19 18 17 16 15 14 13 1 2 3 4 5 6 7 8 VSS VDD AIN5/PB5 COMPIN-/CLKIN/AIN4/PB4 MOSI/AIN3/PB3 MISO/AIN2/PB2 SCK/AIN1/PB1 COMPIN+/SS/AIN0/PB0 OSC1/CLKIN/PC0 OSC2/PC1 PA5 (HS)/ATPWM3/ICCDATA PA4 (HS)/ATPWM2 PA3 (HS)/ATPWM1 PA2 (HS)/ATPWM0 PA1 (HS)/ATIC PA0 (HS)/LTIC (HS) 20mA High sink capability eix associated external interrupt vector 12 11 9 10 AIN6/PB6 PA7(HS)/COMPOUT PA6/MCO/ICCCLK/BREAK RESET ei3 ei2 ei0 ei1 2 1 3 4 5 78 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 MOSI/AIN3/PB3 MISO/AIN2/PB2 SCK/AIN1/PB1 COMPIN+/SS/AIN0/PB0 RESET PA5 (HS)/ATPWM3/ICCDATA PA4 (HS)/ATPWM2 PA3 (HS)/ATPWM1 PA2 (HS)/ATPWM0 PA1 (HS)/ATIC (HS) 20mA High sink capability eix associated external interrupt vector ei3 ei1 ei0 6 COMPIN-/CLKIN/AIN4/PB4 ei2 16 PA0 (HS)/LTIC 1 |