công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST6203LMC/CCCE bảng dữ liệu(PDF) 91 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST6203LMC/CCCE
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT MCUs WITH A/D CONVERTER, TWO TIMERS, OSCILLATOR SAFEGUARD & SAFE RESET
PDF  96 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST6203LMC/CCCE bảng dữ liệu(HTML) 91 Page - STMicroelectronics

Back Button ST6203LMC/CCCE Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics ST6203LMC/CCCE Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics ST6203LMC/CCCE Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics ST6203LMC/CCCE Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics ST6203LMC/CCCE Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics ST6203LMC/CCCE Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics ST6203LMC/CCCE Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics ST6203LMC/CCCE Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics ST6203LMC/CCCE Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 91 / 96 page
background image
ST6200CM-Auto/ ST6201CM-Auto/ST6203CM-Auto
91/96
TRANSFER OF CUSTOMER CODE (Cont’d)
12.6.2 ROM VERSION
The ST6200C, 01C and 03C are mask pro-
grammed ROM version of ST62T00C, T01 and
T03C OTP devices.
They offer the same functionality as OTP devices,
selecting as ROM options the options defined in
the programmable option byte of the OTP version.
Figure 72. Programming Circuit
Note: ZPD15 is used for overvoltage protection
ROM Readout Protection. If the ROM READOUT
PROTECTION option is selected, a protection
fuse can be blown to prevent any access to the
program memory content.
In case the user wants to blow this fuse, high volt-
age must be applied on the VPP pin.
Figure 73. Programming wave form
VR02003
VPP
5V
100nF
4.7µF
PROTECT
100nF
VDD
VSS
ZPD15
15V
14V
100 µs max
0.5s min
VPP
15
14V typ
10
5
VPP
400mA
4mA typ
VR02001
max
150 µs typ
t
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com