| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA323W bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA323W bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 77 page ![]() Contents STA323W 2/77 Contents 1 Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.1 EQ processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.2 Output options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2 Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3 Pin out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.1 Pin numbering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.2 Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4 Electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.1 General interface specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.2 DC electrical specifications (3.3 V buffers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4.3 Power electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4.4 Timing specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4.5 Power supply and control sequencing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5 Electrical characteristics curves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5.1 Output power against supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5.2 Audio performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 5.2.1 Stereo mode, operation with VCC = 26 V, 8 Ω load . . . . . . . . . . . . . . . . 23 5.2.2 Stereo mode, operation with VCC = 18.5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 5.2.3 Half-bridge binary mode, operation with Vcc = 18.5 V . . . . . . . . . . . . . 28 6I2C bus specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 6.1 Communication protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 6.2 Device addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 6.3 Write operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 6.4 Read operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 7 Register descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 7.1 Configuration register A (address 0x00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 7.1.1 Master clock select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 |