công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST62E60CF1 bảng dữ liệu(PDF) 80 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST62E60CF1
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT OTP/EPROM MCUs WITH A/D CONVERTER, SAFE RESET, AUTO-RELOAD TIMER, EEPROM AND SPI
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST62E60CF1 bảng dữ liệu(HTML) 80 Page - STMicroelectronics

Back Button ST62E60CF1 Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 80Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 82Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 83Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 84Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 80 / 84 page
background image
80/84
ST6253C/60B/63B
1 GENERAL DESCRIPTION
1.1 INTRODUCTION
The ST6253C, ST6260B and ST6263B are mask
programmed
ROM
versions
of
ST62T53C,
ST6260B and ST62T63C OTP devices.
They offer the same functionality as OTP devices,
selecting as ROM options the options defined in
the programmable option byte of the OTP version,
except the LVD & OSG options that are not availa-
ble on the ST6260B/63B ROM device.
Figure 54. Programming wave form
1.2 ROM READOUT PROTECTION
If the ROM READOUT PROTECTION option is
selected, a protection fuse can be blown to pre-
vent any access to the program memory content.
In case the user wants to blow this fuse, high volt-
age must be applied on the TEST pin.
Figure 55. Programming Circuit
Note: ZPD15 is used for overvoltage protection
0.5s min
TEST
15
14V typ
10
5
TEST
100mA
4mA typ
VR02001
max
150 µs typ
t
VR02003
TEST
5V
100nF
47mF
PROTECT
100nF
VDD
VSS
ZPD15
15V
14V
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com