| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
RHFL4913SCA2 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RHFL4913SCA2 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 19 page ![]() RHFL4913 Die information 15/19 Dim. mm. inch. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A2.84 3.00 3.15 0.112 0.118 0.124 A1 0.25 0.38 0.51 0.010 0.015 0.020 b 7.13 7.26 7.39 0.281 0.286 0.291 b14.95 5.08 5.21 0.195 0.200 0.205 b2 2.28 2.41 2.54 0.090 0.095 0.100 b3 2.92 3.05 3.18 0.115 0.120 0.125 D13.71 13.8413.97 0.540 0.545 0.550 D1 0.76 0.030 E7.39 7.52 7.65 0.291 0.2960.301 e1.91 0.075 SMD5C mechanical data 7924296B |