| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M74HC563TTR bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M74HC563TTR bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 12 page ![]() M74HC563 2/12 INPUT AND OUTPUT EQUIVALENT CIRCUIT PIN DESCRIPTION TRUTH TABLE X: Don’t Care Z: High Impedance (*): Q outputs are latched at the time when the LE input is taken low logic level. LOGIC DIAGRAM PIN No SYMBOL NAME AND FUNCTION 1OE 3 State Output Enable Input (Active LOW) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 D0 to D7 Data Inputs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Q0 to Q7 3 State Latch Outputs 11 LE Latch Enable Input 10 GND Ground (0V) 20 VCC Positive Supply Voltage INPUTS OUTPUTS OE LE D Q H XXZ L L X NO CHANGE (*) LHL H LH H L |