| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M74HC373M1R bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M74HC373M1R bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 11 page ![]() M74HC373 2/11 INPUT AND OUTPUT EQUIVALENT CIRCUIT PIN DESCRIPTION TRUTH TABLE X: Don’t Care Z: High Impedance (*): Q Outputs are latched at the time when the LE input is taken low logic level. LOGIC DIAGRAM PIN No SYMBOL NAME AND FUNCTION 1OE 3 State Output Enable Input (Active LOW) 2, 5, 6, 9, 12, 15, 16, 19 Q0 to Q7 3 State Outputs 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18 D0 to D7 Data Inputs 11 LE Latch Enable Input 10 GND Ground (0V) 20 VCC Positive Supply Voltage INPUTS OUTPUTS OE LE D Q H XXZ L L X NO CHANGE (*) LHL L LH H H |