công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6216CC01PR bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6216CC01PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Voltage Regulators with Stand-by Function - Input Voltage: 28V
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6216CC01PR bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6216CC01PR Datasheet HTML 33Page - Torex Semiconductor XC6216CC01PR Datasheet HTML 34Page - Torex Semiconductor XC6216CC01PR Datasheet HTML 35Page - Torex Semiconductor XC6216CC01PR Datasheet HTML 36Page - Torex Semiconductor XC6216CC01PR Datasheet HTML 37Page - Torex Semiconductor XC6216CC01PR Datasheet HTML 38Page - Torex Semiconductor XC6216CC01PR Datasheet HTML 39Page - Torex Semiconductor XC6216CC01PR Datasheet HTML 40Page - Torex Semiconductor XC6216CC01PR Datasheet HTML 41Page - Torex Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 41 page
background image
38/41
XC6216/XE6216 Series
●
SOT-89-5 Power Dissipation
て
Board Mount (Tj max = 125℃)
Ambient Temperature(℃)
Power Dissipation Pd(mW)
Thermal Resistance (℃/W)
25
1300
85
520
76.92
Pd-Ta特性グラフ
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
25
45
65
85
105
125
周辺温度Ta(℃)
Power dissipation data for the SOT-89-5 is shown in this page.
The value of power dissipation varies with the mount board conditions.
Please use this data as one of reference data taken in the described condition.
1.
Measurement Condition (Reference data)
Condition:
Mount on a board
Ambient:
Natural convection
Soldering:
Lead (Pb) free
Board:
Dimensions 40 x 40 mm (1600 mm
2 in one side)
Copper (Cu) traces occupy 50% of the board area
In top and back faces
Package heat-sink is tied to the copper traces
Material:
Glass Epoxy (FR-4)
Thickness:
1.6 mm
Through-hole:
5 x 0.8 Diameter
Evaluation Board (Unit: mm)
2. Power Dissipation vs. Operating temperature
Pd vs. Ta
Ambient Temperature Ta (℃)
■PACKAGING INFORMATION (Continued)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com