công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6216BC01PR bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6216BC01PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Voltage Regulators with Stand-by Function - Input Voltage: 28V
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6216BC01PR bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6216BC01PR Datasheet HTML 15Page - Torex Semiconductor XC6216BC01PR Datasheet HTML 16Page - Torex Semiconductor XC6216BC01PR Datasheet HTML 17Page - Torex Semiconductor XC6216BC01PR Datasheet HTML 18Page - Torex Semiconductor XC6216BC01PR Datasheet HTML 19Page - Torex Semiconductor XC6216BC01PR Datasheet HTML 20Page - Torex Semiconductor XC6216BC01PR Datasheet HTML 21Page - Torex Semiconductor XC6216BC01PR Datasheet HTML 22Page - Torex Semiconductor XC6216BC01PR Datasheet HTML 23Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 41 page
background image
19/41
XC6216/XE6216
Series
SYMBOL
E-1-1
E-1-2
E-2-1
E-2-2
E-3-1
E-3-2
Temperature
/ Ta
25℃
-40~85℃
25℃
-40~85℃
25℃
-40~85℃
PARAMETER
NOMINAL
OUTPUT
VOLTAGE
LOAD
REGULATION
(mV)
LOAD
REGULATION
(mV)
DROPOUT VOLTAGE 1
(mV)
IOUT=20mA
DROPOUT VOLTAGE 1
(mV)
IOUT=20mA
DROPOUT VOLTAGE 2
(mV)
IOUT=100mA
DROPOUT VOLTAGE 2
(mV)
IOUT=100mA
ΔVOUT
ΔVOUT
Vdif1
Vdif1
Vdif2
Vdif2
VOUT(T)
(V)
TYP. MAX. TYP. MAX.
TYP.
MAX.
TYP.
MAX.
TYP.
MAX.
TYP.
MAX
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.0
130
190
130
320
700
950
700
1460
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.0
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12.0
110
140
110
150
120
160
120
285
650
850
650
1160
■ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Continued)
●Voltage Chart 5 (XE6216 Series)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com