công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB210NF02-1 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STB210NF02-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 20V - 0.0026 ohm - 120A D²PAK/I²PAK/TO-220 STripFET™ II POWER MOSFET
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB210NF02-1 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STB210NF02-1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STB210NF02-1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STB210NF02-1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STB210NF02-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB210NF02-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB210NF02-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB210NF02-1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STB210NF02-1 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STB210NF02-1 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
7/14
STB210NF02/-1 STP210NF02
Parameter
Node
Value
CTHERM1
5 - 4
0.011
CTHERM2
4 - 3
0.0012
CTHERM3
3 - 2
0.05
CTHERM4
2 - 1
0.1
RTHERM1
5 - 4
0.09
RTHERM2
4 - 3
0.02
RTHERM3
3 - 2
0.11
RTHERM4
2 - 1
0.17
SPICE THERMAL MODEL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14