công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VN16B bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện VN16B
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISO HIGH SIDE SMART POWER SOLID STATE RELAY
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VN16B bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button VN16B Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics VN16B Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics VN16B Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics VN16B Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics VN16B Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics VN16B Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics VN16B Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics VN16B Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics VN16B Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
VN16B
10/14
PACKAGE MECHANICAL
Table 10. PENTAWATT (vertical) Mechanical Data
Figure 12. PENTAWATT (vertical) Package Dimensions
Note: Drawing is not to scale.
Symbol
millimeters
Min
Typ
Max
A
4.8
C
1.37
D2.4
2.8
D1
1.2
1.35
E0.35
0.55
F
0.8
1.05
F1
1
1.4
G3.2
3.4
3.6
G1
6.6
6.8
7
H2
10.4
H3
10.05
10.4
L2
23.05
23.4
23.8
L3
25.3
25.65
26.1
L5
2.6
3
L6
15.1
15.8
L7
6
6.6
Dia.
3.65
3.85



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14