công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M27W512 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M27W512
Giải thích chi tiết về linh kiện  512 Kbit (64 Kbit x8) low-voltage OTP EPROM
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M27W512 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - STMicroelectronics

Back Button M27W512 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics M27W512 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics M27W512 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics M27W512 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics M27W512 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics M27W512 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics M27W512 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics M27W512 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics M27W512 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 22 page
background image
M27W512
DC and AC parameters
15/22
Table 9.
Programming mode DC characteristics
Symbol
Parameter
Test condition(1)(2)
Min
Max
Unit
ILI
Input leakage current
VIL ≤VIN ≤VIH
±10
µA
ICC
Supply current
50
mA
IPP
Program current
E = VIL
50
mA
VIL
Input low voltage
–0.3
0.8
V
VIH
Input high voltage
2
VCC + 0.5
V
VOL
Output low voltage
IOL = 2.1mA
0.4
V
VOH
Output high voltage TTL
IOH = –1mA
3.6
V
VID
A9 voltage
11.5
12.5
V
1.
TA = 25 °C; VCC = 6.25V ± 0.25V; VPP = 12.75V ± 0.25V
2.
VCC must be applied simultaneously with or before VPP and removed simultaneously or after VPP.
Table 10.
Margin mode AC characteristics
Symbol
Alt
Parameter
Test condition(1)(2)
Min
Max
Unit
tA9HVPH
tAS9
VA9 high to VPP high
2
µs
tVPHEL
tVPS
VPP high to Chip Enable low
2
µs
tA10HEH
tAS10
VA10 high to Chip Enable high (set)
1
µs
tA10LEH
tAS10
VA10 low to Chip Enable high (reset)
1
µs
tEXA10X
tAH10
Chip Enable transition to VA10 transition
1
µs
tEXVPX
tVPH
Chip Enable transition to VPP transition
2
µs
tVPXA9X
tAH9
VPP transition to VA9 transition
2
µs
1.
TA = 25 °C; VCC = 6.25V ± 0.25V; VPP = 12.75V ± 0.25V
2.
VCC must be applied simultaneously with or before VPP and removed simultaneously or after VPP.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com