| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L6713ATR bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6713ATR bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 64 page ![]() L6713A VID Tables 21/64 000100 1.4500 1 00100 0.7125 000101 1.4250 1 00101 0.7000 000110 1.4000 1 00110 0.6875 000111 1.3750 1 00111 0.6750 001000 1.3500 1 01000 0.6625 001001 1.3250 1 01001 0.6500 001010 1.3000 1 01010 0.6375 001011 1.2750 1 01011 0.6250 001100 1.2500 1 01100 0.6125 001101 1.2250 1 01101 0.6000 001110 1.2000 1 01110 0.5875 001111 1.1750 1 01111 0.5750 010000 1.1500 1 10000 0.5625 010001 1.1250 1 10001 0.5500 010010 1.1000 1 10010 0.5375 010011 1.0750 1 10011 0.5250 010100 1.0500 1 10100 0.5125 010101 1.0250 1 10101 0.5000 010110 1.0000 1 10110 0.4875 010111 0.9750 1 10111 0.4750 011000 0.9500 1 11000 0.4625 011001 0.9250 1 11001 0.4500 011010 0.9000 1 11010 0.4375 011011 0.8750 1 11011 0.4250 011100 0.8500 1 11100 0.4125 011101 0.8250 1 11101 0.4000 011110 0.8000 1 11110 0.3875 011111 0.7750 1 11111 0.3750 1. VID6 not applicable, need to be left unconnected. Table 10. Voltage identifications (VID) codes for AMD 6 bit mode (See Note) (continued) VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 Output voltage (1) VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 Output voltage (1) |