| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LNBP13 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LNBP13 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - STMicroelectronics |
|
22 / 24 page ![]() Package mechanical data LNBP20 / LNBP1X series 22/24 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 330 12.992 C 12.8 13.2 0.504 0.519 D20.2 0.795 N60 2.362 T 30.4 1.197 Ao 14.9 15.1 0.587 0.594 Bo 9.9 10.1 0.390 0.398 Ko 4.15 4.35 0.163 0.171 Po 3.9 4.1 0.153 0.161 P 23.9 24.1 0.941 0.949 W 23.7 24.3 0.933 0.957 Tape & Reel PowerSO10 MECHANICAL DATA |