| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LM723 bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM723 bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - STMicroelectronics |
|
19 / 21 page ![]() LM723 Package mechanical data 19/21 Dim. mm. inch. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. a1 0.51 0.020 B1.39 1.65 0.055 0.065 b 0.5 0.020 b1 0.25 0.010 D20 0.787 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 15.24 0.600 F 7.1 0.280 I 5.1 0.201 L 3.3 0.130 Z 1.27 2.54 0.050 0.100 Plastic DIP-14 mechanical data P001A |