công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW15NK50Z bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STW15NK50Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL500V-0.30ohm-14ATO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH™ Power MOSFET
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STW15NK50Z bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics

Back Button STW15NK50Z Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STW15NK50Z Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STW15NK50Z Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STW15NK50Z Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STW15NK50Z Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STW15NK50Z Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STW15NK50Z Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STW15NK50Z Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STW15NK50Z Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 14 page
background image
STP15NK50Z, STP15NK50ZFP, STB15NK50Z, STB15NK50Z-1, STW15NK50Z
12/14
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.85
5.15
0.19
0.20
D
2.20
2.60
0.08
0.10
E
0.40
0.80
0.015
0.03
F
1
1.40
0.04
0.05
F1
3
0.11
F2
2
0.07
F3
2
2.40
0.07
0.09
F4
3
3.40
0.11
0.13
G
10.90
0.43
H
15.45
15.75
0.60
0.62
L
19.85
20.15
0.78
0.79
L1
3.70
4.30
0.14
0.17
L2
18.50
0.72
L3
14.20
14.80
0.56
0.58
L4
34.60
1.36
L5
5.50
0.21
M
2
3
0.07
0.11
V
5º
5º
V2
60º
60º
Dia
3.55
3.65
0.14
0.143
TO-247 MECHANICAL DATA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14