công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST6220BD3/OTP bảng dữ liệu(PDF) 91 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST6220BD3/OTP
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT MCUs WITH A/D CONVERTER, TWO TIMERS, OSCILLATOR SAFEGUARD & SAFE RESET
PDF  104 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST6220BD3/OTP bảng dữ liệu(HTML) 91 Page - STMicroelectronics

Back Button ST6220BD3/OTP Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics ST6220BD3/OTP Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics ST6220BD3/OTP Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics ST6220BD3/OTP Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics ST6220BD3/OTP Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics ST6220BD3/OTP Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics ST6220BD3/OTP Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics ST6220BD3/OTP Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics ST6220BD3/OTP Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 91 / 104 page
background image
ST6208C/ST6209C/ST6210C/ST6220C
91/104
PACKAGE MECHANICAL DATA (Cont’d)
Figure 76. 20-Pin Plastic Small Outline Package, 300-mil Width
Figure 77. 20-Pin Plastic Shrink Small Outline Package
Dim.
mm
inches
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
2.35
2.65 0.093
0.104
A1
0.10
0.30 0.004
0.012
B
0.33
0.51 0.013
0.020
C
0.23
0.32 0.009
0.013
D
12.60
13.00 0.496
0.512
E
7.40
7.60 0.291
0.299
e
1.27
0.050
H
10.00
10.65 0.394
0.419
h
0.25
0.75 0.010
0.030
α
0°
8°
0°
8°
L
0.40
1.27 0.016
0.050
Number of Pins
N
20
EH
A
A1
B
e
D
c
h x 45×
L
a
Dim.
mm
inches
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
2.00
0.079
A1
0.05
0.002
A2
1.65
1.75
1.85 0.065 0.069 0.073
b
0.22
0.38 0.009
0.015
c
0.09
0.25 0.004
0.010
D
6.90
7.20
7.50 0.272 0.283 0.295
E
7.40
7.80
8.20 0.291 0.307 0.323
E1
5.00
5.30
5.60 0.197 0.209 0.220
e
0.65
0.026
θ
0°
4°
8°
0°
4°
8°
L
0.55
0.75
0.95 0.022 0.030 0.037
Number of Pins
N
20
c
L
h
D
A
A1
e
b
A2
E
E1
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com