công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L7885C bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L7885C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive voltage regulators
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L7885C bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - STMicroelectronics

Back Button L7885C Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics L7885C Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics L7885C Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics L7885C Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics L7885C Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics L7885C Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics L7885C Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics L7885C Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics L7885C Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 56 page
background image
Electrical characteristics
L78xx - L78xxC
26/56
Table 21.
Electrical characteristics of L7818C (refer to the test circuits, TJ = 0 to 150 °C, VI = 26 V,
IO = 500 mA, CI = 0.33 µF, CO = 0.1 µF unless otherwise specified)
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VO
Output voltage
TJ = 25°C
17.3
18
18.7
V
VO
Output voltage
IO = 5 mA to 1 A, PO ≤15 W
VI = 21 to 33 V
17.1
18
18.9
V
ΔVO(1)
Line regulation
VI = 21 to 33 V, TJ = 25°C
360
mV
VI = 24 to 30 V, TJ = 25°C
180
ΔVO(1)
Load regulation
IO = 5 mA to 1.5 A, TJ = 25°C
360
mV
IO = 250 to 750 mA, TJ = 25°C
180
Id
Quiescent current
TJ = 25°C
8
mA
ΔId
Quiescent current change
IO = 5 mA to 1 A
0.5
mA
VI = 21 to 33 V
1
ΔVO/ΔT Output voltage drift
IO = 5 mA
-1
mV/°C
eN
Output noise voltage
B = 10 Hz to 100 kHz, TJ = 25°C
110
µV/VO
SVR
Supply voltage rejection
VI = 22 to 32 V, f = 120 Hz
53
dB
Vd
Dropout voltage
IO = 1 A, TJ = 25°C
2
V
RO
Output resistance
f = 1 kHz
22
m
Ω
Isc
Short circuit current
VI = 35 V, TJ = 25°C
0.20
A
Iscp
Short circuit peak current
TJ = 25°C
2.1
A
1.
Load and line regulation are specified at constant junction temperature. Changes in VO due to heating effects must be
taken into account separately. Pulse testing with low duty cycle is used.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com