| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
74VHCT574A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74VHCT574A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 13 page ![]() 74VHCT574A 2/13 Figure 2: Input Equivalent Circuit Table 2: Pin Description Table 3: Truth Table X : Don’t Care Z : High Impedance Figure 3: Logic Diagram PIN N° SYMBOL NAME AND FUNCTION 1OE 3-State Output Enable Input (Active LOW) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 D0 to D7 Data Inputs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Q0 to Q7 3-State Outputs 11 CK Clock Input (LOW-to-HIGH Edge Triggered) 10 GND Ground (0V) 20 VCC Positive Supply Voltage INPUTS OUTPUT OE CK D Q HX X Z L X NO CHANGE LL L LH H |