công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM1810MTWX7F bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM1810MTWX7F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low power reset circuit
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM1810MTWX7F bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - STMicroelectronics

Back Button STM1810MTWX7F Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics STM1810MTWX7F Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics STM1810MTWX7F Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics STM1810MTWX7F Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics STM1810MTWX7F Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics STM1810MTWX7F Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics STM1810MTWX7F Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics STM1810MTWX7F Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics STM1810MTWX7F Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 25 page
background image
STM1810/1811/1812/1813/1815/1816/1817/1818
Package mechanical
21/25
Table 10.
SOT23-3 – 3-lead small outline transistor package mechanical data
Symbol
mm
inches
Typ
Min
Max
Typ
Min
Max
A
0.89
1.12
0.035
0.044
A1
0.01
0.10
0.001
0.004
A2
0.88
1.02
0.035
0.042
b
0.30
0.50
0.012
0.020
C
0.08
0.20
0.003
0.008
D
2.80
3.04
0.110
0.120
E
2.10
2.64
0.083
0.104
E1
1.20
1.40
0.047
0.055
e
0.89
1.03
0.035
0.041
e1
1.78
2.05
0.070
0.081
L
0.54
0.021
L1
0.40
0.60
0.016
0.024
Q
0 °
8 °
0 °
8 °
N3
3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25