| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STMPE1601 bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STMPE1601 bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - STMicroelectronics |
|
32 / 61 page ![]() GPIO controller STMPE1601 32/61 10.2 GPIO alternate function registers Each GPIO may be configured to one or more functions. A 2-bit field for each GPIO is used for the configuration. Table 22. GPIO alternate function registers GPIO alternate function (upper word) ‘00’ for primary function ‘01’ for Alternate Function 1 ‘10’ for Alternate Function 2 ‘11’ - Reserved GPIO alternate function (lower word) GPIO alternate function registers (upper) 15 14 13 12 11 10 98765 4321 0 AF[1:0] AF[1:0] AF[1:0] AF[1:0] AF[1:0] AF[1:0] AF[1:0] AF[1:0] GPIO-15 GPIO-14 GPIO-13 GPIO-12 GPIO-11 GPIO-10 GPIO-9 GPIO-8 GPIO alternate function registers (lower) 15 14 13 12 11 10 98765 4321 0 AF[1:0] AF[1:0] AF[1:0] AF[1:0] AF[1:0] AF[1:0] AF[1:0] AF[1:0] GPIO-7 GPIO-6 GPIO-5 GPIO-4 GPIO-3 GPIO-2 GPIO-1 GPIO-0 |