công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVCH32245 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện 74ALVCH32245
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW VOLTAGE CMOS 32-BIT BUS TRANSCEIVER (3-STATE) WITH 3.6V TOLERANTAT INPUTS AND OUTPUTS
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

74ALVCH32245 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

  74ALVCH32245 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics 74ALVCH32245 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics 74ALVCH32245 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 74ALVCH32245 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 74ALVCH32245 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 74ALVCH32245 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 74ALVCH32245 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 74ALVCH32245 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 74ALVCH32245 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
74ALVCH32245
8/9
DIM.
mm.
mils
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
13.40
13.60
527.5
535.4
B
5.40
5.60
212.6
220.5
C
1.6
63.0
D
0.5
19.7
E
0.8
31.5
F1
.15
45.3
LFBGA96 MECHANICAL DATA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com