công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD74HC7046AMM bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CD74HC7046AMM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Phase-Locked Loop with VCO and Lock Detector
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CD74HC7046AMM bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Texas Instruments

Back Button CD74HC7046AMM Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments CD74HC7046AMM Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments CD74HC7046AMM Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments CD74HC7046AMM Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments CD74HC7046AMM Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments CD74HC7046AMM Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments CD74HC7046AMM Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments CD74HC7046AMM Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments CD74HC7046AMM Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 29 page
background image
19
FIGURE 44. HCT7046A VCO POWER DISSIPATION vs R1
(C1 = 50pF, 1
µF)
FIGURE 45. HC7046A VCO POWER DISSIPATION vs R2 (C1 =
50pF, 1
µF)
Typical Performance Curves (Continued)
VCOIN = 0.5V
1K
10K
100K
1M
R1 (OHMS)
106
105
104
103
102
R2 = RS =
∞
VCC = 5.5V
C1 = 50pF
VCC = 5.5V
C1 = 1
µF
VCC = 4.5V
C1 = 50pF
VCC = 4.5V
C1 = 1
µF
VCOIN = 0V (AT fMIN)
1K
10K
100K
1M
R2 (OHMS)
106
105
104
103
102
R1 = RS =
∞
CL = 50pF
VCC = 6V
C1 = 50pF
VCC = 3V
C1 = 1
µF
VCC = 4.5V
C1 = 1
µF
VCC = 4.5V
C1 = 50pF
VCC = 6V
C1 = 1
µF
VCC = 3V
C1 = 50pF
CD74HC7046A, CD74HCT7046A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com