| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STLC3065Q bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STLC3065Q bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - STMicroelectronics |
|
23 / 27 page ![]() TIP1/TIP2 RING1/RING2 RX TX STLC3065 application circuit Vring (true rms meter) 1800ohm fring (25Hz) D2 1 µF 600ohm 100 µF 100 µF Vlis (psophometric meter) TIP2/TIP1 RING2/RING1 Figure A11. Vring, Vlis: Ring Voltage and port isolation STLC3065 23/27 |