công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VNQ860SP bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện VNQ860SP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad channel high side driver
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VNQ860SP bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics

Back Button VNQ860SP Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics VNQ860SP Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics VNQ860SP Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics VNQ860SP Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics VNQ860SP Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics VNQ860SP Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics VNQ860SP Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics VNQ860SP Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics VNQ860SP Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 19 page
background image
Package mechanical data
VNQ860-E, VNQ860SP-E
12/19
9
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in ECOPACK®
packages. These packages have a lead-free second level interconnect. The category of
second Level Interconnect is marked on the package and on the inner box label, in
compliance with JEDEC Standard JESD97. The maximum ratings related to soldering
conditions are also marked on the inner box label. ECOPACK is an ST trademark.
ECOPACK specifications are available at: www.st.com.
Table 11.
PowerSO-10™ mechanical data
Dim.
mm
inch
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
3.35
3.65
0.132
0.144
A1
0.00
0.10
0.000
0.004
B
0.40
0.60
0.016
0.024
c
0.35
0.55
0.013
0.022
D
9.40
9.60
0.370
0.378
D1
7.40
7.60
0.291
0.300
E
9.30
9.50
0.366
0.374
E1
7.20
7.40
0.283
0.291
E2
7.20
7.60
0.283
0.300
E3
6.10
6.35
0.240
0.250
E4
5.90
6.10
0.232
0.240
e
1.27
0.050
F
1.25
1.35
0.049
0.053
H
13.80
14.40
0.543
0.567
h
0.50
0.002
L
1.20
1.80
0.047
0.071
q
1.70
0.067
a
0°
8°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com