công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

JS28F256P30B95 bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - Numonyx B.V

tên linh kiện JS28F256P30B95
Giải thích chi tiết về linh kiện  Numonyx StrataFlash Embedded Memory
PDF  99 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUMONYX [Numonyx B.V]
Trang chủ  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

JS28F256P30B95 bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - Numonyx B.V

Back Button JS28F256P30B95 Datasheet HTML 24Page - Numonyx B.V JS28F256P30B95 Datasheet HTML 25Page - Numonyx B.V JS28F256P30B95 Datasheet HTML 26Page - Numonyx B.V JS28F256P30B95 Datasheet HTML 27Page - Numonyx B.V JS28F256P30B95 Datasheet HTML 28Page - Numonyx B.V JS28F256P30B95 Datasheet HTML 29Page - Numonyx B.V JS28F256P30B95 Datasheet HTML 30Page - Numonyx B.V JS28F256P30B95 Datasheet HTML 31Page - Numonyx B.V JS28F256P30B95 Datasheet HTML 32Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 99 page
background image
P30
Datasheet
November 2007
28
Order Number: 306666-11
7.0
AC Characteristics
7.1
AC Test Conditions
Note:
AC test inputs are driven at VCCQ for Logic "1" and 0 V for Logic "0." Input/output timing begins/ends at VCCQ/2. Input rise
and fall times (10% to 90%) < 5 ns. Worst case speed occurs at VCC = VCCMin.
Notes:
1.
See the following table for component values.
2.
Test configuration component value for worst-case speed conditions.
3.
CL includes jig capacitance.
.
Figure 11: AC Input/Output Reference Waveform
Figure 12: Transient Equivalent Testing Load Circuit
Table 14: Test Configuration Component Value For Worst Case Speed Conditions
Test Configuration
CL (pF)
VCCQMin Standard Test
30
Figure 13: Clock Input AC Waveform
IO_REF.WMF
Input V
CCQ/2
V
CCQ/2 Output
V
CCQ
0V
Test Points
Device
Under Test
Out
C
L
CLK [C]
V
IH
V
IL
R203
R202
R201



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com