công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TSH94 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TSH94
Giải thích chi tiết về linh kiện  High speed low power quad operational amplifier with standby position
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TSH94 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - STMicroelectronics

Back Button TSH94_07 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics TSH94_07 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics TSH94_07 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics TSH94_07 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics TSH94_07 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics TSH94_07 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics TSH94_07 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics TSH94_07 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics TSH94_07 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 19 page
background image
TSH94
Macromodel information
15/19
* AMPLIFYING STAGE
FIP 5 19 VOFP 2.530000E+02
FIN 5 19 VOFN 2.530000E+02
RG1 19 120 3.160721E+03
XCOM1 4 0 120 5 COM SWITCH
RG2 19 121 3.160721E+03
XCOM2 4 0 4 121 COM SWITCH
CC 19 5 2.00000E-09
DOPM 19 22 MDTH 400E-12
DONM 21 19 MDTH 400E-12
HOPM 22 28 VOUT 1.504000E+03
VIPM 28 4 5.000000E+01
HONM 21 27 VOUT 1.400000E+03
VINM 5 27 5.000000E+01
*********** ZP **********
RZP1 5 80 1E+06
RZP2 4 80 1E+06
GZP 5 82 19 80 2.5E-05
RZP2H 83 4 10000
RZP1H 83 82 80000
RZP2B 84 5 10000
RZP1B 82 84 80000
LZPH 4 83 3.535e-02
LZPB 84 5 3.535e-02
**************************
EOUT 26 23 82 5 1
VOUT 23 5 0
ROUT 26 103 35
COUT 103 5 30.000000E-12
XCOM 4 0 103 3 COM SWITCH
DOP 19 25 MDTH 400E-12
VOP 4 25 2.361965E+00
DON 24 19 MDTH 400E-12
VON 24 5 2.361965E+00
********** STAND BY ********
RMI1 4 111 1E+7
RMI2 0 111 2E+7
RONOFF 6 60 1K
CONOGG 60 0 10p
RSTBIN 60 0 1E+12
ESTBIN 106 0 6 0 1
ESTBREF 106 107 111 0 1
DSTB1 107 108 MDTH 400E-12
VSTB 108 109 0
ISTB 109 0 1U
RSTB 109 110 1
DSTB2 0 110 MDTH 400E-12
XINV 4 0 6 COM INV
.ENDS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com