công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS1871IAIDT bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TS1871IAIDT
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.8V input/output rail-to-rail low power operational amplifiers
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TS1871IAIDT bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - STMicroelectronics

Back Button TS1871IAIDT Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics TS1871IAIDT Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics TS1871IAIDT Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics TS1871IAIDT Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics TS1871IAIDT Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics TS1871IAIDT Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics TS1871IAIDT Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics TS1871IAIDT Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics TS1871IAIDT Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 26 page
background image
TS1871-TS1872-TS1874
Package information
19/26
3.4
TSSOP8 package information
Figure 51.
TSSOP8 package mechanical drawing
Table 9.
TSSOP8 package mechanical data
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
1.2
0.047
A1
0.05
0.15
0.002
0.006
A2
0.80
1.00
1.05
0.031
0.039
0.041
b
0.19
0.30
0.007
0.012
c
0.09
0.20
0.004
0.008
D
2.90
3.00
3.10
0.114
0.118
0.122
E
6.20
6.40
6.60
0.244
0.252
0.260
E1
4.30
4.40
4.50
0.169
0.173
0.177
e
0.65
0.0256
k
0°8°
0°8°
L
0.45
0.60
0.75
0.018
0.024
0.030
L1
1
0.039
aaa
0.1
0.004



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com