| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TL084MD bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TL084MD bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 16 page ![]() Package information TL084 12/16 Figure 26. DIP14 package mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. a1 0.51 0.020 B 1.39 1.65 0.055 0.065 b0.5 0.020 b1 0.25 0.010 D20 0.787 E8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 15.24 0.600 F 7.1 0.280 I 5.1 0.201 L3.3 0.130 Z 1.27 2.54 0.050 0.100 |