công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STTH1R06A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STTH1R06A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STTH1R06A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  STTH1R06A Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STTH1R06A Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STTH1R06A Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STTH1R06A Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STTH1R06A Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STTH1R06A Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STTH1R06A Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STTH1R06A Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STTH1R06A Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Package information
STTH1R06
6/9
2
Package information
●
Epoxy meets UL94, V0
Figure 16.
Footprint, dimensions in mm (inches)
Table 7.
SMA dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A1
1.90
2.45
0.075
0.094
A2
0.05
0.20
0.002
0.008
b
1.25
1.65
0.049
0.065
c
0.15
0.40
0.006
0.016
D
2.25
2.90
0.089
0.114
E
4.80
5.35
0.189
0.211
E1
3.95
4.60
0.156
0.181
L
0.75
1.50
0.030
0.059
E
C
L
E1
D
A1
A2
b
2.63
(0.103)
5.43
(0.214)
1.4
1.64
(0.064)
1.4
(0.055)
(0.055)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9