| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST26C32AB bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST26C32AB bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 14 page ![]() Package mechanical data ST26C32AB 8/14 Dim. mm. inch. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. a1 0.51 0.020 B 0.77 1.65 0.030 0.065 b 0.5 0.020 b1 0.25 0.010 D20 0.787 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 17.78 0.700 F 7.1 0.280 I 5.1 0.201 L 3.3 0.130 Z 1.27 0.050 Plastic DIP-16 (0.25) mechanical data P001C |