công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM358DT bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LM358DT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low power dual operational amplifiers
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LM358DT bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics

Back Button LM358DT Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics LM358DT Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics LM358DT Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics LM358DT Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics LM358DT Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics LM358DT Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics LM358DT Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics LM358DT Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics LM358DT Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 19 page
background image
LM158-LM258-LM358
Package information
13/19
6.1
DIP8 package information
Figure 28.
DIP8 package mechanical drawing
Table 4.
DIP8 package mechanical data
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A5.33
0.210
A1
0.38
0.015
A2
2.92
3.30
4.95
0.115
0.130
0.195
b
0.36
0.46
0.56
0.014
0.018
0.022
b2
1.14
1.52
1.78
0.045
0.060
0.070
c
0.20
0.25
0.36
0.008
0.010
0.014
D
9.02
9.27
10.16
0.355
0.365
0.400
E
7.62
7.87
8.26
0.300
0.310
0.325
E1
6.10
6.35
7.11
0.240
0.250
0.280
e
2.54
0.100
eA
7.62
0.300
eB
10.92
0.430
L
2.92
3.30
3.81
0.115
0.130
0.150



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19