| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LM319DT bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM319DT bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 12 page ![]() Package information LM119-LM219-LM319 10/12 5.2 SO-14 package information Figure 21. SO-14 package mechanical drawing Table 5. SO-14 package mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A1.75 0.068 a1 0.1 0.2 0.003 0.007 a2 1.65 0.064 b 0.35 0.46 0.013 0.018 b1 0.19 0.25 0.007 0.010 C0.5 0.019 c1 45° (typ.) D 8.55 8.75 0.336 0.344 E 5.8 6.2 0.228 0.244 e 1.27 0.050 e3 7.62 0.300 F 3.8 4.0 0.149 0.157 G 4.6 5.3 0.181 0.208 L 0.5 1.27 0.019 0.050 M0.68 0.026 S 8° (max.) |