| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9222-D bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9222-D bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 7 page ![]() 5/7 L9222 Figure 5. SO20L Mechanical Data & Package Dimensions OUTLINE AND MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 2.35 2.65 0.093 0.104 A1 0.10 0.30 0.004 0.012 B 0.33 0.51 0.013 0.200 C 0.23 0.32 0.009 0.013 D (1) 12.60 13.00 0.496 0.512 E 7.40 7.60 0.291 0.299 e 1.27 0.050 H 10.0 10.65 0.394 0.419 h 0.25 0.75 0.010 0.030 L 0.40 1.27 0.016 0.050 k 0˚ (min.), 8˚ (max.) ddd 0.10 0.004 (1) “D” dimension does not include mold flash, protusions or gate burrs. Mold flash, protusions or gate burrs shall not exceed 0.15mm per side. SO20 0016022 D |