công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAT30AFILM bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện BAT30AFILM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Small signal Schotky diodes
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

BAT30AFILM bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button BAT30AFILM Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics BAT30AFILM Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics BAT30AFILM Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics BAT30AFILM Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics BAT30AFILM Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics BAT30AFILM Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics BAT30AFILM Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics BAT30AFILM Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics BAT30AFILM Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
BAT30 Series
Package information
7/12
Figure 14.
SOD-523 footprint (dimensions in mm)
Table 6.
SOD-523 dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
0.50
0.60
0.70
0.020
0.024
0.028
E
1.50
1.60
1.70
0.059
0.063
0.067
E1
1.10
1.20
1.30
0.043
0.047
0.051
D
0.70
0.80
0.90
0.028
0.031
0.035
b
0.25
0.35
0.010
0.014
c
0.07
0.20
0.003
0.008
L
0.15
0.20
0.25
0.006
0.008
0.010
L1
0.10
0.20
0.004
0.008
E1
2xb
SEATING PLANE
R0.1
c
8°
7°
L
D
E
0.15
0.20
C
C
A
A
B
B
B
A
C
A
L1
M
M
0.7
0.3
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12