công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAT30FILM bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện BAT30FILM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Small signal Schotky diodes
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

BAT30FILM bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button BAT30FILM Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics BAT30FILM Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics BAT30FILM Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics BAT30FILM Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics BAT30FILM Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics BAT30FILM Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics BAT30FILM Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics BAT30FILM Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics BAT30FILM Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
Package information
BAT30 Series
8/12
Figure 15.
SOT-23 footprint (dimensions in mm)
Table 7.
SOT-23 dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
0.89
1.4
0.035
0.055
A1
0
0.1
0
0.004
B
0.3
0.51
0.012
0.02
c
0.085
0.18
0.003
0.007
D
2.75
3.04
0.108
0.12
e
0.85
1.05
0.033
0.041
e1
1.7
2.1
0.067
0.083
E
1.2
1.6
0.047
0.063
H
2.1
2.75
0.083
0.108
L
0.6 typ.
0.024 typ.
S
0.35
0.65
0.014
0.026
A1
A
L
H
B
E
D
e
e1
S
c
0.95
0.61
1.26
3.25
0.73



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12