công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS2829DBV bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TPS2829DBV
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-CHANNEL HIGH-SPEED MOSFET DRIVER
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TPS2829DBV bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button TPS2829DBV Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TPS2829DBV Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TPS2829DBV Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TPS2829DBV Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TPS2829DBV Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TPS2829DBV Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TPS2829DBV Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TPS2829DBV Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TPS2829DBV Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 24 page
background image
www.ti.com
TPS28xxY ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Outputs
Regulator, TPS2816 Through TPS2819
Supply Current
TPS2816-EP, TPS2817-EP, TPS2818-EP
TPS2819-EP, TPS2828-EP, TPS2829-EP
SGDS039 – FEBRUARY 2008
Inputs
over recommended operating ambient temperature range, VCC = 10 V, VDD tied to VCC, CL = 1 nF (unless otherwise specified)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP(1)
MAX
UNIT
VCC = 5 V
3.3
Positive-going input threshold voltage
VCC = 10 V
6.6
V
VCC = 14 V
9.3
VCC = 5 V
1.7
Negative-going input threshold voltage
VCC = 10 V
3.3
V
VCC = 14 V
4.6
Input voltage hysteresis
1.3
V
Input current, TPS2818/19/28/29
Input = 0 V or VCC
0.2
µA
Input = 0 V
650
Input current, TPS2816/17
µA
Input = VCC
15
Input resistance
1000
M
Ω
Input capacitance
5
pF
(1)
Typical are for TA = 25°C (unless otherwise noted).
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP(1)
MAX
UNIT
IO = –1 mA
9.9
High-level output voltage
V
IO = –100 mA
9.1
IO = 1 mA
0.18
Low-level output voltage
V
IO = 100 mA
1
(1)
Typical are for TA = 25°C (unless otherwise noted).
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP(1)
MAX
UNIT
14
≤ VDD ≤ 40 V,
Output voltage
11.5
V
0
≤ IO ≤ 20 mA
IO = 10 mA,
Output voltage in dropout
9
V
VDD = 10 V
(1)
Typical are for TA = 25°C (unless otherwise noted).
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP(1)
MAX
UNIT
IN = high = 10 V
150
TPS2816,
TPS2817
IN = low = 0 V
650
TPS2818,
Supply current into VCC
µA
25
TPS2819
IN = high or low,
High = 10 V, Low = 0 V
TPS2828,
0.1
TPS2829
TPS2816,
VDD = 20 V,
650
TPS2817
IN = high = 10 V or low = 0 V
Supply current into VDD
µA
TPS2818,
VDD = 20 V,
50
TPS2819
IN = high = 10 V or low = 0 V
(1)
Typical are for TA = 25°C (unless otherwise noted).
Copyright © 2008, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7
Product Folder Link(s): TPS2816-EP TPS2817-EP TPS2818-EP TPS2819-EP TPS2828-EP TPS2829-EP



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com