công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T87C5112-RKUIL bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện T87C5112-RKUIL
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit Microcontroller with A/D converter
PDF  97 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

T87C5112-RKUIL bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - ATMEL Corporation

Back Button T87C5112-RKUIL Datasheet HTML 22Page - ATMEL Corporation T87C5112-RKUIL Datasheet HTML 23Page - ATMEL Corporation T87C5112-RKUIL Datasheet HTML 24Page - ATMEL Corporation T87C5112-RKUIL Datasheet HTML 25Page - ATMEL Corporation T87C5112-RKUIL Datasheet HTML 26Page - ATMEL Corporation T87C5112-RKUIL Datasheet HTML 27Page - ATMEL Corporation T87C5112-RKUIL Datasheet HTML 28Page - ATMEL Corporation T87C5112-RKUIL Datasheet HTML 29Page - ATMEL Corporation T87C5112-RKUIL Datasheet HTML 30Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 97 page
background image
26
Rev. B - November 10, 2000
Preliminary
T80C5112
9.3. Registers
Table 11. P1M1 Register
P1M1 Address (D4h)
Reset value 0000 00XX
Table 12. P1M2 Register
P1M2 Address (E2h)
Reset value 0000 00XX
Table 13. P3M1 Register
P3M1 Address (D5h)
Reset value 0000 0000
Table 14. P3M2 Register
P3M2 Address (E4h)
Reset value 0000 0000
Table 15. P4M1 Register
P4M1 Address (D6h)
7
6
5
4
3
2
1
0
P1M1.7
P1M1.6
P1M1.5
P1M1.4
P1M1.3
P1M1.2
P1M1.1
P1M1.0
Bit
Number
Bit
Mnemonic
Description
7 : 0
P1M1.x
Port Output configuration bit
See Table 10. for conÞguration deÞnition
7
6
5
4
3
2
1
0
P1M2.7
P1M2.6
P1M2.5
P1M2.4
P1M2.3
P1M2.2
P1M2.1
P1M2.0
Bit
Number
Bit
Mnemonic
Description
7 : 0
P1M2.x
Port Output configuration bit
See Table 10. for conÞguration deÞnition
7
6
5
4
3
2
1
0
P3M1.7
P3M1.6
P3M1.5
P3M1.4
P3M1.3
P3M1.2
P3M1.1
P3M1.0
Bit
Number
Bit
Mnemonic
Description
7 : 0
P3M1.x
Port Output configuration bit
See Table 10. for conÞguration deÞnition
7
6
5
4
3
2
1
0
P3M2.7
P3M2.6
P3M2.5
P3M2.4
P3M2.3
P3M2.2
P3M2.1
P3M2.0
Bit
Number
Bit
Mnemonic
Description
7 : 0
P3M2.x
Port Output configuration bit
See Table 10. for conÞguration deÞnition
7
6
5
4
3
2
1
0
P4M1.7
P4M1.6
P4M1.5
P4M1.4
P4M1.3
P4M1.2
P4M1.1
P4M1.0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com