| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ATMEGA48P bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - ATMEL Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ATMEGA48P bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - ATMEL Corporation |
|
21 / 26 page ![]() 21 8025FS–AVR–08/08 ATmega48P/88P/168P/328P 8.3 32M1-A 2325 Orchard Parkway San Jose, CA 95131 TITLE DRAWING NO. R REV. 32M1-A, 32-pad, 5 x 5 x 1.0 mm Body, Lead Pitch 0.50 mm, E 32M1-A 5/25/06 3.10 mm Exposed Pad, Micro Lead Frame Package (MLF) COMMON DIMENSIONS (Unit of Measure = mm) SYMBOL MIN NOM MAX NOTE D1 D E1 E e b A3 A2 A1 A D2 E2 0.08 C L 1 2 3 P P 0 1 2 3 A 0.80 0.90 1.00 A1 – 0.02 0.05 A2 – 0.65 1.00 A3 0.20 REF b 0.18 0.23 0.30 D D1 D2 2.95 3.10 3.25 4.90 5.00 5.10 4.70 4.75 4.80 4.70 4.75 4.80 4.90 5.00 5.10 E E1 E2 2.95 3.10 3.25 e 0.50 BSC L 0.30 0.40 0.50 P – – 0.60 – – 12 o Note: JEDEC Standard MO-220, Fig. 2 (Anvil Singulation), VHHD-2. TOP VIEW SIDE VIEW BOTTOM VIEW 0 Pin 1 ID Pin #1 Notch (0.20 R) K 0.20 – – K K |