công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NFSB036BT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NICHIA CORPORATION

tên linh kiện NFSB036BT
Giải thích chi tiết về linh kiện  BLUE LED
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NICHIA [NICHIA CORPORATION]
Trang chủ  http://www.nichia.co.jp
Logo NICHIA - NICHIA CORPORATION

NFSB036BT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NICHIA CORPORATION

  NFSB036BT Datasheet HTML 1Page - NICHIA CORPORATION NFSB036BT Datasheet HTML 2Page - NICHIA CORPORATION NFSB036BT Datasheet HTML 3Page - NICHIA CORPORATION NFSB036BT Datasheet HTML 4Page - NICHIA CORPORATION NFSB036BT Datasheet HTML 5Page - NICHIA CORPORATION NFSB036BT Datasheet HTML 6Page - NICHIA CORPORATION NFSB036BT Datasheet HTML 7Page - NICHIA CORPORATION NFSB036BT Datasheet HTML 8Page - NICHIA CORPORATION NFSB036BT Datasheet HTML 9Page - NICHIA CORPORATION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 14 page
background image
-1-
Nichia STSE-CC5147A
<Cat.No.051025>
1.SPECIFICATIONS
(1) Absolute Maximum Ratings
(Ts=25°C)
Item
Symbol
Absolute Maximum Rating
Unit
Forward Current
IF
180
mA
Pulse Forward Current
IFP
350
mA
Allowable Reverse Current
IR
85
mA
Power Dissipation
PD
684
mW
Operating Temperature
Topr
-30 ~ + 85
°C
Storage Temperature
Tstg
-40 ~ +100
°C
Dice Temperature
Tj
130
°C
Soldering Temperature
Tsld
Reflow Soldering : 260°C
for 10sec.
Hand Soldering : 350°C
for 3sec.
IFP Conditions : Pulse Width
10msec. and Duty
1/10
(2) Initial Electrical/Optical Characteristics
(Ts=25°C)
Item
Symbol
Condition
Typ.
Max.
Unit
Forward Voltage
VF
IF=150[mA]
(3.5)
3.8
V
Luminous Flux
φv
IF=150[mA]
(4.0)
-
lm
Luminous Intensity
Iv
IF=150[mA]
(1.4)
-
cd
x
-
IF=150[mA]
0.133
-
-
Chromaticity Coordinate
y
-
IF=150[mA]
0.075
-
-
Please refer to CIE 1931 chromaticity diagram.
(3) Ranking
(Ts=25°C)
Item
Symbol
Condition
Min.
Max.
Unit
Rank P1
5.4
6.4
Rank P0
4.5
5.4
Rank Pz
3.8
4.5
Luminous Flux
Rank Py
φv
IF=150[mA]
3.2
3.8
lm
Luminous Flux Measurement allowance is ± 7%.
Color Rank
(IF=150mA,Ts=25°C)
Rank W
x
0.139
0.129
0.113
0.134
0.145
0.152
y
0.035
0.050
0.080
0.105
0.072
0.056
Color Coordinates Measurement allowance is ± 0.01.
One delivery will include up to one color rank and four luminous flux ranks of the products.
The quantity-ratio of the ranks is decided by Nichia.
<
=
<
=



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com