| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
D2805 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
D2805 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 9 page ![]() Package mechanical data STD2805 6/9 DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 2.20 2.40 0.087 0.094 A1 0.90 1.10 0.035 0.043 A2 0.03 0.23 0.001 0.009 B 0.64 0.90 0.025 0.035 B2 5.20 5.40 0.204 0.213 C 0.45 0.60 0.018 0.024 C2 0.48 0.60 0.019 0.024 D 6.00 6.20 0.236 0.244 E 6.40 6.60 0.252 0.260 G 4.40 4.60 0.173 0.181 H 9.35 10.10 0.368 0.398 L2 0.8 0.031 L4 0.60 1.00 0.024 0.039 V2 0o 8o 0o 0o P032P_B TO-252 (DPAK) MECHANICAL DATA |