| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
2STC5949 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2STC5949 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 8 page ![]() Package mechanical data 2STC5949 6/8 DIM. mm. inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.80 5.20 0.189 0.205 D 2.50 3.10 0.098 0.122 E 0.50 0.60 0.85 0.020 0.24 0.033 F 0.90 1.00 1.25 0.036 0.039 0.049 G 10.30 11.50 0.406 0.453 G1 5.45 0.215 H 19.80 20.20 0.780 0.795 L3 25.80 26.20 1.016 1.031 L5 5.80 6.20 0.228 0.244 L7 19.50 20.50 0.768 0.807 N 2.30 2.70 0.091 0.106 R 4.7 5.10 0.185 0.201 DIA 3.10 3.50 0.122 0.138 TO-264 MECHANICAL DATA MTO-264 rev.1 |