công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

V54C316162VC bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Mosel Vitelic, Corp

tên linh kiện V54C316162VC
Giải thích chi tiết về linh kiện  200/183/166/143 MHz 3.3 VOLT, 2K REFRESH ULTRA HIGH PERFORMANCE 1M X 16 SDRAM 2 BANKS X 512Kbit X 16
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOSEL [Mosel Vitelic, Corp]
Trang chủ  http://www.moselvitelic.com
Logo MOSEL - Mosel Vitelic, Corp

V54C316162VC bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Mosel Vitelic, Corp

Back Button V54C316162VC Datasheet HTML 14Page - Mosel Vitelic, Corp V54C316162VC Datasheet HTML 15Page - Mosel Vitelic, Corp V54C316162VC Datasheet HTML 16Page - Mosel Vitelic, Corp V54C316162VC Datasheet HTML 17Page - Mosel Vitelic, Corp V54C316162VC Datasheet HTML 18Page - Mosel Vitelic, Corp V54C316162VC Datasheet HTML 19Page - Mosel Vitelic, Corp V54C316162VC Datasheet HTML 20Page - Mosel Vitelic, Corp V54C316162VC Datasheet HTML 21Page - Mosel Vitelic, Corp V54C316162VC Datasheet HTML 22Page - Mosel Vitelic, Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 22 page
background image
21
V54C316162VC Rev. 1.4 December 2001
MOSEL VITELIC
V54C316162VC
Package Diagram
50-Pin Plastic TSOP-II (400 mil)
50
26
125
0.016 +0.002
–0.004
0.4 +0.05
–0.1
0.006
+0.003
–0.001
0.15
+0.08
–0.03
0.008 [0.2]
44x
M
Unit in inches [mm]
0.004
±0.002
[0.1
±0.05]
0.031 [0.8]
0.039
± 0.002
[1
± 0.05]
0.4
± 0.005
[10.16
± 0.13]
0.463
±0.008
[11.76
± 0.2]
0.047 Max
[1.2 Max]
0.004 [0.1]
0.825
±0.005
[20.95
±0.13]
Does not include plastic or metal protrusion of 0.010 [0.25] max. per side
1
1
0.020
±0.004
[0.5
± 0.1]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com