công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RT9172 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Richtek Technology Corporation

tên linh kiện RT9172
Giải thích chi tiết về linh kiện  3A Fixed Output Voltage LDO Regulator
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RICHTEK [Richtek Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.richtek.com
Logo RICHTEK - Richtek Technology Corporation

RT9172 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Richtek Technology Corporation

Back Button RT9172 Datasheet HTML 5Page - Richtek Technology Corporation RT9172 Datasheet HTML 6Page - Richtek Technology Corporation RT9172 Datasheet HTML 7Page - Richtek Technology Corporation RT9172 Datasheet HTML 8Page - Richtek Technology Corporation RT9172 Datasheet HTML 9Page - Richtek Technology Corporation RT9172 Datasheet HTML 10Page - Richtek Technology Corporation RT9172 Datasheet HTML 11Page - Richtek Technology Corporation RT9172 Datasheet HTML 12Page - Richtek Technology Corporation RT9172 Datasheet HTML 13Page - Richtek Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
RT9172
9
DS9172-15 April 2008
www.richtek.com
Load Transient Response
Time (ms)
0
0.1
0.2
0.3 0.4
0.5
0.6 0.7
0.8
0.9
10
0
3
6
0
100
200
CIN = 1uF (Ceramic)
VOUT = 2.5V
TA = 25°C
COUT = 100uF (Electrolytic)
ILOAD :100mA
3A
Load Transient Response
Time (ms)
0
0.1
0.2
0.3 0.4
0.5
0.6 0.7
0.8
0.9
10
0
3
6
0
100
200
CIN = 1uF (Ceramic)
VOUT = 2.5V
TA = 25°C
COUT = 10uF (Tantalum)
ILOAD : 100mA
3A
Noise Signal
Time (ms)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
-1.0
-0.5
0.5
1.0
1.5
CIN = 1uF (Ceramic)
VOUT = 2.5V
TA = 25°C
COUT = 10uF (Tantalum)
ILOAD :10mA
-1.5
Noise Signal
Time (ms)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
-1.0
-0.5
0.5
1.0
1.5
-1.5
CIN = 1uF (Ceramic)
VOUT = 2.5V
TA = 25°C
COUT = 10uF (Tantalum)
ILOAD :100mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com