công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TER bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - TAITRON Components Incorporated

tên linh kiện TER
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose Aluminum Capacitor
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAITRON [TAITRON Components Incorporated]
Trang chủ  http://www.taitroncomponents.com
Logo TAITRON - TAITRON Components Incorporated

TER bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - TAITRON Components Incorporated

  TER Datasheet HTML 1Page - TAITRON Components Incorporated TER Datasheet HTML 2Page - TAITRON Components Incorporated TER Datasheet HTML 3Page - TAITRON Components Incorporated TER Datasheet HTML 4Page - TAITRON Components Incorporated TER Datasheet HTML 5Page - TAITRON Components Incorporated TER Datasheet HTML 6Page - TAITRON Components Incorporated TER Datasheet HTML 7Page - TAITRON Components Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
General Purpose Aluminum Capacitors
TER Series
Rev. B/JJ 2008-03-12
www.taitroncomponents.com
Page 3 of 7
Case Size (фD X L(mm)) & Rated Ripple Current (RC(mA/rms)/120Hz,85˚C)
Rated Voltage (V)
C
(µF)
6.3
10
16
25
35
50
63
100
160
200
250
350
400
450
0.10
5x11
1
0.22
5x11
2
5x11
5
0.33
5x11
3
5x11
3
0.47
5x11
5
5x11
5
5x11
10
5x11
12
5x11
14
5x11
14
5x11
14
6.3x11
14
6.3x11
14
0.68
5x11
7
5x11
10
5x11
10
5x11
21
5x11
17
5x11
19
5x11
17
6.3x11
19
6.3x11
16
8x11
19
1.0
6.3x11
17
6.3x11
19
8x11
19
5x11
23
5x11
29
5x11
30
6.3x11
26
6.3x11
22
6.3x11
24
8x11
33
8x11
26
10x12.5
33
2.2
8x11
27
8x11
30
10x12.5
33
10x12.5
33
5x11
35
5x11
40
5x11
45
6.3x11
30
6.3x11
30
8x11
30
8x11
33
10x12.5
40
10x16
42
3.3
8x11
35
8x11
37
10x12.5
38
10x12.5
39
5x11
20
5x11
25
5x11
30
5x11
35
5x11
40
5x11
45
5x11
50
6.3x11
32
8x11
36
8x11
36
10x12.5
39
10x16
45
10x16
50
4.7
8x11
44
10x12.5
45
10x12.5
45
10x16
45
10x20
50
5x11
50
5x11
55
8x11
40
10x16
50
6.8
10x12.5
50
10x20
56
5x11
35
5x11
40
5x11
50
5x11
60
5x11
65
5x11
70
5x11
65
8x11
55
10x12.5
57
10x16
70
10x16
70
10x16
50
13x20
60
6.3x11
75
10x12.5
65
10x16
70
10x20
70
13x20
70
10x20
56
13x25
75
10
10x16
65
13x20
70
5x11
50
5x11
80
8x11
93
10x20
75
10x20
90
13x20
93
15
13x20
90
5x11
35
5x11
55
5x11
75
5x11
90
5x11
95
5x11
100
5x11
95
6.3x11
105
10x16
110
10x16
120
10x20
130
13x20
130
13x20
100
16x20
100
6.3x11
115
8x11
130
10x20
110
13x25
110
16x25
110
22
16x25
130
16x32
130



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7