công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB55NE06L bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STB55NE06L
Giải thích chi tiết về linh kiện  N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE SINGLE FEATURE SIZE POWER MOSFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB55NE06L bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STB55NE06L Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STB55NE06L Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STB55NE06L Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STB55NE06L Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STB55NE06L Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.3
4.6
0.169
0.181
A1
2.49
2.69
0.098
0.106
B
0.7
0.93
0.027
0.036
B2
1.25
1.4
0.049
0.055
C
0.45
0.6
0.017
0.023
C2
1.21
1.36
0.047
0.053
D
8.95
9.35
0.352
0.368
E
10
10.28
0.393
0.404
G
4.88
5.28
0.192
0.208
L
15
15.85
0.590
0.624
L2
1.27
1.4
0.050
0.055
L3
1.4
1.75
0.055
0.068
L2
L3
L
B2
B
G
E
A
C2
D
C
A1
P011P6/C
TO-263 (D
2PAK) MECHANICAL DATA
STB55NE06L
4/5



Html Pages

1 2 3 4 5