công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RT1N44BC bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Isahaya Electronics Corporation

tên linh kiện RT1N44BC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Transistor With Resistor For Switching Application Silicon NPN Epitaxial Type
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISAHAYA [Isahaya Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.idc-com.co.jp
Logo ISAHAYA - Isahaya Electronics Corporation

RT1N44BC bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Isahaya Electronics Corporation

  RT1N44BC Datasheet HTML 1Page - Isahaya Electronics Corporation RT1N44BC Datasheet HTML 2Page - Isahaya Electronics Corporation RT1N44BC Datasheet HTML 3Page - Isahaya Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
〈Transistor〉
RT1N44BX SERIES
Transistor With Resistor
For Switching Application
Silicon NPN Epitaxial Type
MAXIMUM RATING (Ta=25℃)
RATING
SYMBOL
PARAMETER
RT1N44BU
RT1N44BM
RT1N44BC
RT1N44BS
UNIT
V
CBO
Collector to Base voltage
50
V
V
EBO
Emitter to Base voltage
6
V
V
CEO
Collector to Emitter voltage
50
V
I
 C
Collector current
100
mA
I
 CM
Peak Collector current
200
mA
P
C
Collector dissipation(Ta=25℃)
150
200
450
mW
Tj
Junction temperature
+150
+150
℃
Tstg
Storage temperature
-55∼+150
-55∼+150
℃
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃)
LIMIT
SYMBOL
PARAMETER
TEST CONDITION
MIN
TYP
MAX
UNIT
V
(BR)CEO
C to E break down voltage
I
 C=100μA,RBE=∞
50
V
I
 CBO
Collector cut off current
V
CB=50V,I E =0
0.1
μA
h
FE
DC forward current gain
V
CE=5V,I C =5mA
68
−
V
CE(sat)
C to E saturation voltage
I
 C =10mA,I B =0.5mA
0.3
V
R
2
Emitter-base resistance
33
47
61
kΩ
f
T
Gain band width product
V
CE=6V,I E =-10mA
200
MHz
ISAHAYA ELECTRONICS CORPORATION



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com