công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST72F264G2B6 bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST72F264G2B6
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT MCU WITH FLASH OR ROM MEMORY, ADC, TWO 16-BIT TIMERS, I2C, SPI, SCI INTERFACES
PDF  171 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST72F264G2B6 bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - STMicroelectronics

Back Button ST72F264G2B6 Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics ST72F264G2B6 Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics ST72F264G2B6 Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics ST72F264G2B6 Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics ST72F264G2B6 Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics ST72F264G2B6 Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics ST72F264G2B6 Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics ST72F264G2B6 Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics ST72F264G2B6 Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 44 / 171 page
background image
ST72260G, ST72262G, ST72264G
44/171
I/O PORTS (Cont’d)
Table 10. I/O Port Register Map and Reset Values
Address
(Hex.)
Register
Label
76
54321
0
Reset Value
of all I/O port registers
000
0000
0
0000h
PCDR
MSB
LSB
0001h
PCDDR
0002h
PCOR
0004h
PBDR
MSB
LSB
0005h
PBDDR
0006h
PBOR
0008h
PADR
MSB
LSB
0009h
PADDR
000Ah
PAOR



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More