công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM78LM bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - TAITRON Components Incorporated

tên linh kiện LM78LM
Giải thích chi tiết về linh kiện  200mA Positive Voltage Regulator
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAITRON [TAITRON Components Incorporated]
Trang chủ  http://www.taitroncomponents.com
Logo TAITRON - TAITRON Components Incorporated

LM78LM bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - TAITRON Components Incorporated

  LM78LM Datasheet HTML 1Page - TAITRON Components Incorporated LM78LM Datasheet HTML 2Page - TAITRON Components Incorporated LM78LM Datasheet HTML 3Page - TAITRON Components Incorporated LM78LM Datasheet HTML 4Page - TAITRON Components Incorporated LM78LM Datasheet HTML 5Page - TAITRON Components Incorporated LM78LM Datasheet HTML 6Page - TAITRON Components Incorporated LM78LM Datasheet HTML 7Page - TAITRON Components Incorporated LM78LM Datasheet HTML 8Page - TAITRON Components Incorporated LM78LM Datasheet HTML 9Page - TAITRON Components Incorporated Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
Rev. A/DX 2007-06-04
LM78LM
200mA Positive
Voltage Regulator
TAITRON COMPONENTS INCORPORATED www.taitroncomponents.com
Page 1 of 15
Tel:
(800)-TAITRON (800)-824-8766 (661)-257-6060
Fax:
(800)-TAITFAX (800)-824-8329
(661)-257-6415
200mA Positive Voltage Regulator
General Description
• The TCI LM78LXX family is monolithic fixed voltage regulator
integrated circuit. They are suitable for applications that
required supply current up to 100mA.
• The LM78L is available in TO-92, TO-92L, SOT-89, SOT-223
and SOP-8 packages.
.
Features
Applications
• Output Current up to 200mA
• Fixed output voltage of 5V, 6V, 8V, 9V, 10V, 12V,
15V, 18V and 24V available
• Thermal overload shutdown protection
• Short circuit current limiting
• RoHS Compliance
Ordering Information
SOT-89
SOP-8
TO-92
SOT-223
• Consumer Electronics
• Microprocessor Power Supply
• Mother Board
TO-92L


Số phần tương tự - LM78LM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM78L NSC-LM78L Datasheet
211Kb / 12P
3-Terminal Positive Regulators
logo
TAITRON Components Inco...
LM78L TAITRON-LM78L Datasheet
589Kb / 14P
100mA Positive Voltage Regulator
logo
Texas Instruments
LM78L TI1-LM78L Datasheet
1Mb / 35P
LM78L 100-mA Fixed Output Linear Regulator
JUNE 2020
LM78L TI2-LM78L Datasheet
1Mb / 42P
LM78L 100mA Fixed Output Linear Regulator
REVISED FEBRUARY 2026
LM78L TI2-LM78L Datasheet
2Mb / 5P
LM78L 100mA Fixed Output Linear Regulator
REVISED APRIL 2026
More results

Mô tả tương tự - LM78LM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micrel Semiconductor
MIC5201 MICREL-MIC5201 Datasheet
132Kb / 12P
200mA Low-Dropout Voltage Regulator
logo
Seaward Electronics Inc...
SE5221 SEAWARD-SE5221 Datasheet
204Kb / 7P
Dual 200mA CMOS LDO Voltage Regulator
logo
Weitron Technology
WT78LXXK WEITRON-WT78LXXK Datasheet
900Kb / 7P
Positive Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
M2950 UTC-M2950_11 Datasheet
265Kb / 8P
200mA LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
UR6225 UTC-UR6225_11 Datasheet
467Kb / 15P
POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Estek Electronics Co. L...
ET-78DXX ESTEK-ET-78DXX Datasheet
478Kb / 9P
Positive-Voltage Regulator
ET-78LXX ESTEK-ET-78LXX Datasheet
594Kb / 12P
Positive-Voltage Regulator
ET-78MXX ESTEK-ET-78MXX Datasheet
609Kb / 11P
Positive-Voltage Regulator
ET-78XX ESTEK-ET-78XX Datasheet
524Kb / 10P
Positive-Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
M2950 UTC-M2950_15 Datasheet
316Kb / 8P
200mA LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com